Part Number Hot Search : 
104602 1000AG FR203G 98031 CLL4755A 01M16 C00251 CV7768
Product Description
Full Text Search
 

To Download MMSZ5221B Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 MMSZ5225B ... MMSZ5267B Surface mount Zener Diodes Zener-Dioden fur die Oberflachenmontage
Version 2004-06-21
Zener-Diodes
Power dissipation - Verlustleistung
2.7 1.1
500 mW 3.0 ... 75 V SOD-123 0.01 g
0.6
Type Code
0.1 1.6
Nominal Zener voltage Nominale Zener-Spannung Plastic case Kunststoffgehause Weight approx. - Gewicht ca. Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
0.6
3.8
Dimensions / Mae in mm
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics Power dissipation Verlustleistung Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft TA = 25C
Grenz- und Kennwerte Ptot Tj TS RthA 500 mW 1)
- 50...+175C - 50...+175C < 300 K/W 1)
Zener voltages see table on next page - Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nachsten Seite
1
) Mounted on P.C. board with 3 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 3 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschlu
1
Zener-Diodes Maximum ratings
Type Typ
Vznom 2) [V] Zener voltage 1) Zener-Spannung 1) Vzmin [V] Vzmax [V] IZT [mA]
MMSZ5225B ... MMSZ5267B Grenzwerte
Zener Impedance Temp. Coeffiz. Zener Impedanz of Z-voltage IZT IZK = 250A ...der Z-spanng. ZZT [] ZZK [] VZ [10-4/C] Leak. current at Sperrstrom bei IR [A] VR [V]
MMSZ 5225B MMSZ 5226B MMSZ 5227B MMSZ 5228B MMSZ 5229B MMSZ 5230B MMSZ 5231B MMSZ 5232B MMSZ 5234B MMSZ 5235B MMSZ 5236B MMSZ 5237B MMSZ 5239B MMSZ 5240B MMSZ 5241B MMSZ 5242B MMSZ 5243B MMSZ 5245B MMSZ 5246B MMSZ 5248B MMSZ 5250B MMSZ 5251B MMSZ 5252B MMSZ 5254B MMSZ 5256B MMSZ 5257B MMSZ 5258B MMSZ 5259B MMSZ 5260B MMSZ 5261B MMSZ 5262B MMSZ 5263B MMSZ 5265B MMSZ 5266B MMSZ 5267B
1 2
3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 62 68 75
2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.4 4.8 5.2 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 13.8 15.3 16.8 18.8 20.8 22.8 25.1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70
3.2 3.5 3.8 4.1 4.6 5.0 5.4 6.0 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6 10.6 11.6 12.7 14.1 15.6 17.1 19.1 21.2 23.3 25.6 28.9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9.5 8.5 7.8 7.0 6.2 5.6 5.2 4.6 4.2 3.8 3.4 3.2 3.0 2.7 2.5 2.2 2.0 1.8 1.7
<29 <28 <24 <23 <22 <19 <17 <11 <7 <5 <6 <8 <10 <17 <22 <30 <13 <16 <17 <21 <25 <29 <33 <41 <49 <58 <70 <80 <93 <105 <125 <150 <185 <230 <270
<1600 <1600 <1700 <1900 <2000 <1900 <1600 <1600 <1000 <750 <500 <500 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <600 <700 <700 <800 <900 <1000 <1100 <1300 <1400 <1600 <1700
< -7.5 < -7.0 < -6.5 < -6.0 < -5.5 < -3.0 < 0.0 < 3.8 < 4.5 < 5.0 < 5.8 < 6.2 < 6.8 < 7.5 < 7.6 < 7.7 < 7.9 < 8.2 < 8.3 < 8.5 < 8.6 < 8.7 < 8.8 < 9.0 < 9.1 < 9.2 < 9.3 < 9.4 < 9.5 < 9.5 < 9.6 < 9.6 < 9.7 < 9.7 < 9.8
<50 <25 <15 <10 <5 <5 <5 <5 <5 <3 <3 <3 <3 <3 <2 <1 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.5 7.0 8.0 8.4 9.1 9.9 11 12 14 15 17 18 21 23 25 27 30 33 36 39 43 47 52 56
) Tested at IZT with pulses tp = 40 ms - Gemessen bei IZT mit Impulsen tp = 40 ms ) Measured under thermal equilibrium and DC test conditions Gemessen im thermischen Gleichgewicht bei Belastung mit Gleichstrom
2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of MMSZ5221B

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X